| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6717 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6717 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 56 page ![]() L6717 Contents Doc ID 17326 Rev 1 3/56 7 Output voltage positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.1 CORE section - phase # programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2 CORE section - current reading and current sharing loop . . . . . . . . . . . . 35 7.3 CORE section - defining load-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.4 CORE section - analog offset (Optional - I2CDIS = 3.3 V) . . . . . . . . . . . . 37 7.5 NB section - current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.6 NB section - defining load-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.7 On-the-fly VID transitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.8 Soft-start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.8.1 LS-Less Start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8 Output voltage monitoring and protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8.1 Programmable overvoltage (I2DIS = 3.3 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8.2 Feedback disconnection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8.3 PWRGOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8.4 Overcurrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8.4.1 CORE section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8.4.2 NB section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9 Main oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 10 High current embedded drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 10.1 Boot capacitor design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 10.2 Power dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 11 System control loop compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 11.1 Compensation network guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 12 LTB Technology® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 13 Layout guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 13.1 Power components and connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 13.2 Small signal components and connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 14 VFQFPN48 mechanical data and package dimensions . . . . . . . . . . . . 54 15 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 |