| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS5262 Fiches technique(PDF) 34 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5262 Fiches technique(HTML) 34 Page - ams AG |
|
34 / 37 page ![]() AS5262 Datasheet - Pack a ge Drawin gs and Ma r k ings www.ams.com Revision 1.1 33 - 36 Figure 21. Vertical Cross Section of MLF-16 Notes: 1. All dimensions in mm. 2. Die thickness 0.150mm nom. 3. Adhesive thickness 0.011mm. 4. Spacer thickness 0.203mm typ. |