| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
OMAP3530ECBBA Fiches technique(PDF) 60 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530ECBBA Fiches technique(HTML) 60 Page - Texas Instruments |
|
60 / 264 page ![]() OMAP3530/25 Applications Processor SPRS507F – FEBRUARY 2008 – REVISED OCTOBER 2009 www.ti.com Table 2-2. Ball Characteristics (CBC Pkg.) (continued) BALL BALL BUFFER PULLUP BALL BALL TOP PIN NAME RESET REL. MODE [4] TYPE [5] RESET RESET REL. POWER [9] HYS [10] STRENG TH /DOWN IO CELL [13] BOTTOM [1] [2] [3] MODE [8] STATE [6] STATE [7] (mA) [11] TYPE [12] AE14 NA sys_clkout1 0 O L L 7 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_10 4 IO safe_mode 7 - W11 NA sys_clkout2 0 O L L 7 vdds Yes 4 (3) PU100/ LVCMOS PD100 gpio_186 4 IO safe_mode 7 - W15 NA sys_clkreq 0 IO 0 1 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_1 4 IO safe_mode 7 - V16 NA sys_nirq 0 I H H 7 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_0 4 IO safe_mode 7 - V13 NA sys_nrespwr 0 I Z I NA vdds Yes NA NA LVCMOS on AD7 AA5 sys_nreswar 0 IOD 0 1 (PU) 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS m PD100 gpio_30 4 IO Open Drain safe_mode 7 - V12 NA sys_off_mod 0 O 0 L 7 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS e PD100 gpio_9 4 IO safe_mode 7 - AF19 NA sys_xtalin 0 I Z I NA vdds Yes NA NA LVCMOS AF20 NA sys_xtalout 0 O Z O NA vdds Yes NA NA LVCMOS W26 NA tv_out1 0 AO Z 0 0 vdda_dac No 8 NA 10-bit DAC V26 NA tv_out2 0 AO Z 0 0 vdda_dac No 8 NA 10-bit DAC W25 NA tv_vfb1 0 O Z NA 0 vdda_dac No 2 NA 10-bit DAC U24 NA tv_vfb2 0 O Z NA 0 vdda_dac No 2 NA 10-bit DAC V23 NA tv_vref 0 I Z NA 0 vdda_dac No NA NA 10-bit DAC AE20 NA sys_32k 0 I Z I NA vdds Yes NA NA LVCMOS A24 NA cam_d2 0 I L L 7 vdds Yes 4 (3) PU100/ LVCMOS PD100 gpio_101 4 IO hw_dbg4 5 O safe_mode 7 - B24 NA cam_d3 0 I L L 7 vdds Yes 4 (3) PU100/ LVCMOS PD100 gpio_102 4 IO hw_dbg5 5 O safe_mode 7 - D24 NA cam_d4 0 I L L 7 vdds Yes 4 (3) PU100/ LVCMOS PD100 gpio_103 4 IO hw_dbg6 5 O safe_mode 7 - C24 NA cam_d5 0 I L L 7 vdds Yes 4 (3) PU100/ LVCMOS PD100 gpio_104 4 IO hw_dbg7 5 O safe_mode 7 - D25 NA cam_d10 0 I L L 7 vdds Yes 4 (3) PU100/ LVCMOS PD100 gpio_109 4 IO hw_dbg8 5 O safe_mode 7 - TERMINAL DESCRIPTION 60 Submit Documentation Feedback |