| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F103VG Fiches technique(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103VG Fiches technique(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 120 page ![]() STM32F103xF, STM32F103xG Pinouts and pin descriptions Doc ID 16554 Rev 3 35/120 Table 6. FSMC pin definition Pins FSMC LQFP100(1) CF CF/IDE NOR/PSRAM/ SRAM NOR/PSRAM Mux NAND 16 bit PE2 A23 A23 Yes PE3 A19 A19 Yes PE4 A20 A20 Yes PE5 A21 A21 Yes PE6 A22 A22 Yes PF0 A0 A0 A0 - PF1 A1 A1 A1 - PF2 A2 A2 A2 - PF3 A3 A3 - PF4 A4 A4 - PF5 A5 A5 - PF6 NIORD NIORD - PF7 NREG NREG - PF8 NIOWR NIOWR - PF9 CD CD - PF10 INTR INTR - PF11 NIOS16 NIOS16 - PF12 A6 A6 - PF13 A7 A7 - PF14 A8 A8 - PF15 A9 A9 - PG0 A10 A10 - PG1 A11 - PE7 D4 D4 D4 DA4 D4 Yes PE8 D5 D5 D5 DA5 D5 Yes PE9 D6 D6 D6 DA6 D6 Yes PE10 D7 D7 D7 DA7 D7 Yes PE11 D8 D8 D8 DA8 D8 Yes PE12 D9 D9 D9 DA9 D9 Yes PE13 D10 D10 D10 DA10 D10 Yes PE14 D11 D11 D11 DA11 D11 Yes PE15 D12 D12 D12 DA12 D12 Yes PD8 D13 D13 D13 DA13 D13 Yes |