| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F103VG Fiches technique(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103VG Fiches technique(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 120 page ![]() STM32F103xF, STM32F103xG Pinouts and pin descriptions Doc ID 16554 Rev 3 29/120 Table 5. STM32F103xF and STM32F103xG pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap A3 - 1 1 PE2 I/O FT PE2 TRACECK / FSMC_A23 A2 - 2 2 PE3 I/O FT PE3 TRACED0 / FSMC_A19 B2 - 3 3 PE4 I/O FT PE4 TRACED1/ FSMC_A20 B3 - 4 4 PE5 I/O FT PE5 TRACED2/ FSMC_A21 TIM9_CH1 B4 - 5 5 PE6 I/O FT PE6 TRACED3 / FSMC_A22 TIM9_CH2 C2 1 6 6 VBAT SVBAT A1 2 7 7 PC13-TAMPER- RTC(5) I/O PC13(6) TAMPER-RTC B1 3 8 8 PC14-OSC32_IN(5) I/O PC14(6) OSC32_IN C1 4 9 9 PC15- OSC32_OUT(5) I/O PC15(6) OSC32_OUT C3 - - 10 PF0 I/O FT PF0 FSMC_A0 C4 - - 11 PF1 I/O FT PF1 FSMC_A1 D4 - - 12 PF2 I/O FT PF2 FSMC_A2 E2 - - 13 PF3 I/O FT PF3 FSMC_A3 E3 - - 14 PF4 I/O FT PF4 FSMC_A4 E4 - - 15 PF5 I/O FT PF5 FSMC_A5 D2 - 10 16 VSS_5 SVSS_5 D3 - 11 17 VDD_5 SVDD_5 F3 - - 18 PF6 I/O PF6 ADC3_IN4 / FSMC_NIORD TIM10_CH1 F2 - - 19 PF7 I/O PF7 ADC3_IN5 / FSMC_NREG TIM11_CH1 G3 - - 20 PF8 I/O PF8 ADC3_IN6 / FSMC_NIOWR TIM13_CH1 G2 - - 21 PF9 I/O PF9 ADC3_IN7 / FSMC_CD TIM14_CH1 G1 - - 22 PF10 I/O PF10 ADC3_IN8 / FSMC_INTR D1 5 12 23 OSC_IN I OSC_IN PD0(7) E1 6 13 24 OSC_OUT O OSC_OUT PD1(7) F1 7 14 25 NRST I/O NRST H1 8 15 26 PC0 I/O PC0 ADC123_IN10 H2 9 16 27 PC1 I/O PC1 ADC123_IN11 H3 10 17 28 PC2 I/O PC2 ADC123_IN12 H4 11 18 29 PC3 I/O PC3 ADC123_IN13 J1 12 19 30 VSSA SVSSA K1 - 20 31 VREF- SVREF- |