| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CT2513 Fiches technique(PDF) 16 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CT2513 Fiches technique(HTML) 16 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
16 / 17 page ![]() Aeroflex Circuit Technology SCDCT2512 REV C 8/14/01 Plainview NY (516) 694-6700 16 .100 2.100 1.500 TYP Lead 1 & ESD Designator 1.900 1.800 Pin 19 Pin 20 Pin 59 Pin 41 Pin 2 .050 TYP 1.650 1.870 .100 .110 Pin 1 .250 .250 MAX Pin 39 Pin 40 Pin 78 Pin 22 Pin 21 Pin 60 .018 DIA TYP .105 .190 MAX .010 ±.002 .015 2.000 Pin 42 .095 Pin 41 2.195 MAX Lead 1 & ESD Designator 1.600 MAX Designator 1.600 MAX .500 TYP .050 Lead Centers 41 Leads/Side (4 Places) Pin 82 Flat Package Outline Plug In Package Outline .050 |