| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA381BWS Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA381BWS Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 171 page ![]() STA381BWS Contents Doc ID 018937 Rev 6 5/171 6.22.1 Tone control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.23 Dynamic control registers (addr 0x23 - 0x26 / addr 0x43 - 0x46) . . . . . . 73 6.23.1 Limiter 1 attack/release rate (L1AR addr 0x23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.23.2 Limiter 1 attack/release threshold (L1ATRT addr 0x24) . . . . . . . . . . . . . 73 6.23.3 Limiter 2 attack/release rate ( L2AR addr 0x25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.23.4 Limiter 2 attack/release threshold ( L2 ATRT addr 0x26) . . . . . . . . . . . . 73 6.23.5 Limiter 1 extended attack threshold (addr 0x43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6.23.6 Limiter 1 extended release threshold (addr 0x44) . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6.23.7 Limiter 2 extended attack threshold (addr 0x45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.23.8 Limiter 2 extended release threshold (addr 0x46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.24 User-defined coefficient control registers (addr 0x27 - 0x37) . . . . . . . . . . 78 6.24.1 Coefficient address register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.24.2 Coefficient b1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.24.3 Coefficient b1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.24.4 Coefficient b1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.24.5 Coefficient b2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.24.6 Coefficient b2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.24.7 Coefficient b2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.24.8 Coefficient a1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.24.9 Coefficient a1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.24.10 Coefficient a1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.24.11 Coefficient a2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.24.12 Coefficient a2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.24.13 Coefficient a2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.24.14 Coefficient b0 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.24.15 Coefficient b0 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.24.16 Coefficient b0 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.24.17 Coefficient write/read control register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.24.18 User-defined EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6.24.19 Pre-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6.24.20 Post-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6.25 Fault-detect recovery constant registers (addr 0x3C - 0x3D) . . . . . . . . . . 85 6.26 Extended configuration register (addr 0x47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.26.1 Extended post-scale range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.26.2 Extended attack rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.26.3 Extended biquad selector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 |