| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
DFN322 Fiches technique(PDF) 41 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DFN322 Fiches technique(HTML) 41 Page - Diodes Incorporated |
|
41 / 51 page ![]() AP02002 Rev. 60 41 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated X2-WLB1818-4 X2-WLB1818-4 Dim Min Max Typ A − 0.40 0.35 A1 − − 0.15 A2 − − 0.20 b 0.25 0.35 0.30 D 1.75 1.80 1.79 E 1.75 1.80 1.79 e − − 0.65 All Dimensions in mm X2-WLB2718-6 X2-WLB2718-6 Dim Min Max Typ A − 0.40 0.35 A1 − − 0.15 A2 − − 0.20 b 0.25 0.35 0.30 D 1.75 1.80 1.79 E 2.65 2.70 2.69 e − − 0.65 All Dimensions in mm e e A B 2 1 C D E P I N I D A 2 A S E A T I N G P L A N E A 1 A B 2 1 C D E P I N I D A 2 A S E A T I N G P L A N E A 1 A B 2 1 e e A B 2 1 6 X - Ø b |