Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AS8221 Fiches technique(PDF) 25 Page - ams AG

No de pièce AS8221
Description  FlexRay Standard Transceiver
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AMSCO [ams AG]
Site Internet  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS8221 Fiches technique(HTML) 25 Page - ams AG

Back Button AS8221 Datasheet HTML 21Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 22Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 23Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 24Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 25Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 26Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 27Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 28Page - ams AG AS8221 Datasheet HTML 29Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 42 page
background image
9.8 Transceiver Timing
Figure 11. Timing Diagram
80 %
20 %
TxD
BGE
TxEN
VBUS
RxD
RxEN
0.5 * VIO
300 mV
30 mV
tTxEN_BUS_Active_Idle
tTxEN_BUS_Idle_Active
tBGE_BUS_Active_Idle
tBGE_BUS_Idle_Active
tTxD_BUS01
tTxD_BUS10
tBUS_RxD01
tBUS_RxD10
tBUSIdleReaction
tBUSActivityReaction
tBUS01
tBUS10
30 mV
-300 mV
-300 mV
-300 mV
tBUS_Idle_Active
tBUS_Active_Idle
0.5 * VIO
0.5 * VIO
0.5 * VIO
0.5 * VIO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42