Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MIC3385 Fiches technique(PDF) 8 Page - Micrel Semiconductor

No de pièce MIC3385
Description  8MHz Inductorless Buck Regulator with LDO Standby Mode
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICREL [Micrel Semiconductor]
Site Internet  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC3385 Fiches technique(HTML) 8 Page - Micrel Semiconductor

Back Button MIC3385_10 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 10Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 11Page - Micrel Semiconductor MIC3385_10 Datasheet HTML 12Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Micrel, Inc.
MIC3385
May 2010
8
M9999-051310-B
Functional Characteristics
Load Transient PWM Mode
Time (100µs/div )
COUT = 10µF
Load Transient LDO Mode
Time (100µs/div )
COUT = 10µF
Enable Transient PWM Mode
Time (40µs/div )
COUT = 10µF
Enable Transient LDO Mode
Time (40µs/div )
COUT = 10µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com