| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PD54008-E Fiches technique(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54008-E Fiches technique(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 29 page ![]() PD54008-E, PD54008S-E Common source s-parameter Doc ID 12271 Rev 2 21/29 Table 16. S-parameter for PD54008S-E (VDS = 7.5 V IDS = 1.5 A) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.843 -173 10.89 84 0.001 -2 0.864 -174 100 0.888 -175 5.32 80 0.014 -6 0.863 -176 150 0.905 -177 3.60 76 0.014 -8 0.866 -177 200 0.915 -178 2.66 72 0.013 -11 0.870 -177 250 0.916 -178 2.11 68 0.013 -13 0.875 -178 300 0.920 -179 1.73 63 0.013 -16 0.881 -178 350 0.924 -179 1.44 59 0.012 -18 0.889 -178 400 0.927 -179 1.23 55 0.011 -18 0.893 -178 450 0.934 -180 1.00 51 0.010 -23 0.901 -178 500 0.937 -180 0.93 48 0.010 -22 0.907 -178 550 0.939 180 0.82 44 0.009 -23 0.916 -179 600 0.944 180 0.72 42 0.008 -26 0.923 -179 650 0.948 179 0.65 38 0.008 -24 0.921 -179 700 0.949 179 0.58 36 0.007 -23 0.932 -180 750 0.952 178 0.53 33 0.007 -22 0.934 180 800 0.957 178 0.48 31 0.006 -20 0.937 180 850 0.958 178 0.44 29 0.005 -13 0.936 179 900 0.959 177 0.40 27 0.005 -12 0.946 178 950 0.961 177 0.37 25 0.004 -5 0.945 179 1000 0.963 177 0.35 23 0.005 -2 0.946 178 1050 0.965 176 0.32 21 0.004 7 0.947 178 1100 0.964 176 0.30 19 0.003 15 0.954 177 1150 0.967 176 0.28 17 0.004 28 0.952 178 1200 0.967 175 0.27 15 0.004 39 0.953 178 1250 0.969 175 0.25 13 0.004 46 0.970 177 1300 0.970 175 0.23 11 0.004 50 0.973 176 1350 0.971 174 0.22 10 0.004 56 0.957 176 1400 0.970 174 0.20 8 0.004 69 0.961 175 1450 0.968 174 0.19 7 0.005 81 0.958 175 1500 0.970 173 0.17 6 0.006 95 0.962 174 |