Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L6722 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce L6722
Description  3 Phase controller for DC/DC converters
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6722 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L6722 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6722 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 34 page
background image
L6722
2/34
Contents
1
Typical application circuit and block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Pins description and connection diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
Device description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
Driver section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
Power dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6
Current sharing loop and current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7
Output voltage positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1
Offset and margining-mode (optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.2
Droop function (optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.3
Maximum duty cycle limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8
Soft start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8.1
Low-side-less startup for pre-bias output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9
Output voltage monitor and protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9.1
Under voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9.2
Over voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9.3
Preliminary over voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9.4
Feedback disconnection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9.5
PGOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34