Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L8229 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce L8229
Description  Dual DMOS full bridge stepper/DC motor driver
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L8229 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  L8229 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L8229 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 42 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
L8229
Contents
3/42
8.2
SPI Bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.2.1
Word Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.2.2
W0 (OPERATIVE: Bit 2=0, Bit 1=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.3
W1 (PARAMETERS: Bit 2=0, Bit 1=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.4
W2 (FUNCTIONAL: Bit 2=1, Bit 1=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.4.1
Reading back SPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9
SPI programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1
Current Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.2
Timings Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9.3
Decay Modes and Synchronous Rectification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9.4
Mixed Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1) ACTIVE SYNC recirculation could be divided in following cases. . . . . . . . . . . . 35
2) - PASSIVE SYNC recirculation could be divided in following cases:. . . . . . . . . 36
3) - SYNC OFF recirculation has only one case: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4) LOW SIDE recirculation has only one case: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.5
Slow Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1) ACTIVE SYNC recirculation is not allowed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2) PASSIVE SYNC recirculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3) SYNC OFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4) LOW SIDE is identical to PASSIVE SYNC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10
DC Motor Driver operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
11
Package Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
12
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42