Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AM1S-0505SH30Z. Fiches technique(PDF) 2 Page - AIMTEC

No de pièce AM1S-0505SH30Z.
Description  1 Watt | DC-DC Converter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1S-0505SH30Z. Fiches technique(HTML) 2 Page - AIMTEC

  AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 6Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Series AM1S-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832)
F 051e R6.L
2 of 6
North America only
Rev: 05/20/A
AM1S-0503SH30Z
4.5-5.5
3.3
303
3000
220
257
20
78
AM1S-0505SH30Z
4.5-5.5
5
200
3000
220
247
25
81
AM1S-0507SH30Z
4.5-5.5
7.2
138.9
3000
220
241
16
83
AM1S-0509SH30Z
4.5-5.5
9
111.1
3000
220
250
26
80
AM1S-0512SH30Z
4.5-5.5
12
100
3000
220
300
25
80
AM1S-0515SH30Z
4.5-5.5
15
66.6
3000
220
244
35
82
AM1S-0518SH30Z
4.5-5.5
18
55.5
3000
220
247
25
81
AM1S-0524SH30Z
4.5-5.5
24
50
3000
220
289
35
83
AM1S-1203SH30Z
10.8-13.2
3.3
303
3000
220
107
15
78
AM1S-1205SH30Z
10.8-13.2
5
200
3000
220
105
16
79
AM1S-1207SH30Z
10.8-13.2
7.2
138.9
3000
220
100
16
83
AM1S-1209SH30Z
10.8-13.2
9
111.1
3000
220
107
15
78
AM1S-1212SH30Z
10.8-13.2
12
100
3000
220
125
20
80
AM1S-1215SH30Z
10.8-13.2
15
66.6
3000
220
105
15
79
AM1S-1218SH30Z
10.8-13.2
18
55.5
3000
220
104
20
80
AM1S-1224SH30Z
10.8-13.2
24
50
3000
220
123
25
71
AM1S-2403SH30Z
21.6-26.4
3.3
303
3000
220
54
8
77
AM1S-2405SH30Z
21.6-26.4
5
200
3000
220
52
8
80
AM1S-2407SH30Z
21.6-26.4
7.2
138.9
3000
220
54
10
77
AM1S-2409SH30Z
21.6-26.4
9
111.1
3000
220
54
7
77
AM1S-2412SH30Z
21.6-26.4
12
100
3000
220
62
8
80
AM1S-2415SH30Z
21.6-26.4
15
66.6
3000
220
51
8
81
AM1S-2418SH30Z
21.6-26.4
18
55.5
3000
220
52
8
80
AM1S-2424SH30Z
21.6-26.4
24
50
3000
220
60
9
83
AM1S-4803SH30Z
43.2-52.8
3.3
303
3000
220
29
6
73
AM1S-4805SH30Z
43.2-52.8
5
200
3000
220
28
6
74
AM1S-4807SH30Z
43.2-52.8
7.2
138.9
3000
220
27
7
77
AM1S-4809SH30Z
43.2-52.8
9
111.1
3000
220
27
5
78
AM1S-4812SH30Z
43.2-52.8
12
100
3000
220
32
5
77
AM1S-4815SH30Z
43.2-52.8
15
66.6
3000
220
27
5
76
AM1S-4818SH30Z
43.2-52.8
18
55.5
3000
220
28
8
75
AM1S-4824SH30Z
43.2-52.8
24
50
3000
220
31
8
80
Input Specifications
Parameters
Nominal
Typical
Maximum
Units
Voltage range
3.3
5
12
24
48
2.97-3.63
4.5-5.5
10.8-13.2
21.6-26.4
43.2-52.8
VDC
Filter
Capacitor
Turn on Transient process time
25
ms
Start up time
200
ms
Absolute Maximum Rating
3.3 Vin
5 Vin
12 Vin
24 Vin
48 Vin
0-6
0-7
0-15
0-28
0-54
VDC
Peak Input Voltage time
100
ms
Isolation Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Rated
Units
Tested I/O voltage
60sec
1000 and 3000
VDC
Resistance
> 1000
MOhm
Capacitance
60
pF
Output Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Voltage accuracy
±3
%
Short Circuit protection
Momentary (1 sec)
Line voltage regulation
For 1% change of Vin
±1.2
% of Vin



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com