Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AM1S-0505SH30Z. Fiches technique (PDF) - AIMTEC

AM1S-0505SH30Z. Datasheet PDF - AIMTEC
No de pièce AM1S-0505SH30Z.
Télécharger  AM1S-0505SH30Z. Télécharger
Taille du fichier   487.58 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Description 1 Watt | DC-DC Converter

AM1S-0505SH30Z. Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AM1S-0505SH30Z. Datasheet PDF - AIMTEC

No de pièce AM1S-0505SH30Z.
Télécharger  AM1S-0505SH30Z. Click to download

Taille du fichier   487.58 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Description 1 Watt | DC-DC Converter

AM1S-0505SH30Z. Fiches technique (HTML) - AIMTEC


AM1S-0505SH30Z. Détails du produit

FEATURES:
• RoHS compliant • Operating temperature -40oC to + 85oC
• 4 Pin SIP Package • Input / Output isolation 1000 and 3000VDC
• Low ripple and noise • Pin compatible with multiple manufacturers
• High efficiency up to 83%




Numéro de pièce similaire - AM1S-0505SH30Z.

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AM1S-0505SH30Z AIMTEC-AM1S-0505SH30Z Datasheet
291Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1S-0505SH30Z AIMTEC-AM1S-0505SH30Z Datasheet
444Kb / 5P
1 Watt | DC-DC Converter
Rev: 03/22/A
More results


Description similaire - AM1S-0505SH30Z.

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com