| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RA4M3 Fiches technique(PDF) 19 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RA4M3 Fiches technique(HTML) 19 Page - Renesas Technology Corp |
|
19 / 98 page ![]() 1.7 Pin Lists Table 1.16 Pin list (1 of 4) Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports Ex. Interrupt SCI/IIC/SPI/CAN/USBFS/QSPI/SSIE/ SDHI/MMC GPT/AGT/RTC ADC12/DAC12 CTSU 1 M13 1 1 F6 — P400 IRQ0 SCK4/SCL0_A/AUDIO_CLK GTIOC6A/AGTIO1 ADTRG1 — 2 N13 2 2 F7 — P401 IRQ5-DS CTS4_RTS4/SS4/SDA0_A/CTX0 GTETRGA/GTIOC6B — — 3 L12 3 3 E4 CACREF P402 IRQ4-DS CTS4/CRX0/AUDIO_CLK AGTIO0/AGTIO1/AGTIO2/ AGTIO3/RTCIC0 — — 4 L13 4 — E5 — P403 IRQ14-DS SSIBCK0_A GTIOC3A/AGTIO0/AGTIO1/ AGTIO2/AGTIO3/RTCIC1 — — 5 K12 5 — E6 — P404 IRQ15-DS SSILRCK0/SSIFS0_A GTIOC3B/AGTIO0/AGTIO1/ AGTIO2/AGTIO3/RTCIC2 — — 6 K13 6 — E7 — P405 — SSITXD0_A GTIOC1A — — 7 K11 7 — D4 — P406 — SSLA3_C/SSIRXD0_A GTIOC1B/AGTO5 — — 8 J13 — — — — P700 — MISOA_C GTIOC5A/AGTO4 — — 9 J11 — — — — P701 — MOSIA_C GTIOC5B/AGTO3 — — 10 J12 — — — — P702 — RSPCKA_C GTIOC6A/AGTO2 — — 11 H12 — — — — P703 — SSLA0_C GTIOC6B/AGTO1 — — 12 H11 — — — — P704 — SSLA1_C/CTX0 AGTO0 — — 13 H13 — — — — P705 — CTS3/SSLA2_C/CRX0 AGTIO0 — — 14 J10 8 4 G8 VBATT — — — — — — 15 H10 9 5 F8 VCL0 — — — — — — 16 G13 10 6 E8 XCIN — — — — — — 17 F13 11 7 D8 XCOUT — — — — — — 18 G10 12 8 F1 VSS — — — — — — 19 E13 13 9 C8 XTAL P213 IRQ2 TXD1/MOSI1/SDA1/TXDX1/SIOX1 GTETRGC/GTIOC0A/AGTEE2 ADTRG1 — 20 D13 14 10 B8 EXTAL P212 IRQ3 RXD1/MISO1/SCL1/RXDX1 GTETRGD/GTIOC0B/AGTEE1 — — 21 F10 15 11 D1 VCC — — — — — — 22 G12 — — — — P713 — — GTIOC2A/AGTOA0 — TS17 23 F11 — — — — P712 — — GTIOC2B/AGTOB0 — TS16 24 F12 — — — — P711 — CTS1_RTS1/SS1 AGTEE0 — TS15 25 E11 — — — — P710 — SCK1 — — TS14 26 G11 — — — — P709 IRQ10 TXD1/MOSI1/SDA1/TXDX1/SIOX1 — — TS13 27 E12 16 — — CACREF P708 IRQ11 RXD1/MISO1/SCL1/RXDX1/AUDIO_CLK — — TS12 28 D11 17 — — — P415 IRQ8 USB_VBUSEN/SD0CD GTIOC0A/AGTIO4 — TS11 29 D12 18 — — — P414 IRQ9 CTS0/SD0WP GTIOC0B/AGTIO5 — TS10 30 C12 19 — — — P413 — CTS0_RTS0/SSL0/SD0CLK_A GTOUUP/AGTEE3 — TS09 31 C13 20 — — — P412 — SCK0/CTS3/SD0CMD_A GTOULO/AGTEE1 — TS08 32 C11 21 12 D7 — P411 IRQ4 TXD0/MOSI0/SDA0/CTS3_RTS3/SS3/ SD0DAT0_A GTOVUP/AGTOA1 — TS07 33 B13 22 13 D6 — P410 IRQ5 RXD0/MISO0/SCL0/SCK3/SD0DAT1_A GTOVLO/AGTOB1 — TS06 34 B11 23 14 C7 — P409 IRQ6 TXD3/MOSI3/SDA3/USB_EXICEN GTOWUP/AGTOA2 — TS05 35 A13 24 15 B7 — P408 IRQ7 CTS4/RXD3/MISO3/SCL3/SCL0_B/USB_ID GTOWLO/GTIOC6B/AGTOB2 — TS04 36 B12 25 16 A8 — P407 — CTS4_RTS4/SS4/SDA0_B/SSLA3_A/USB_VBUS GTIOC6A/AGTIO0/RTCOUT ADTRG0 TS03 37 E10 26 17 E2 VSS_USB — — — — — — 38 A12 27 18 A7 USB_DM — — — — — — 39 A11 28 19 A6 USB_DP — — — — — — 40 D10 29 20 D2 VCC_USB — — — — — — 41 B10 30 21 B6 — P207 — TXD4/MOSI4/SDA4/SSLA2_A/QSSL — — TSCAP 42 A10 31 22 B5 — P206 IRQ0-DS RXD4/MISO4/SCL4/CTS9/SDA1_B/SSLA1_A/ USB_VBUSEN/SSIDATA0_C/SD0DAT2_A GTIU — TS02 43 C10 32 23 A5 CLKOUT P205 IRQ1-DS TXD4/MOSI4/SDA4/CTS9_RTS9/SS9/SCL1_B/ SSLA0_A/USB_OVRCURA-DS/SSILRCK0/ SSIFS0_C/SD0DAT3_A GTIV/GTIOC4A/AGTO1 — TS01 RA4M3 Datasheet 1. Overview R01DS0368EJ0150 Rev.1.50 Apr 25, 2025 Page 19 of 98 |