| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS1130 Fiches technique(PDF) 33 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1130 Fiches technique(HTML) 33 Page - ams-OSRAM AG |
|
33 / 67 page ![]() Page 32 ams Datasheet Document Feedback [v2-01] 2016-Oct-12 AS1130 − Register Description 2 LED20 0x2E 00101110 255 steps for intensity each single LED LED21 0x2F 00101111 LED22 0x30 00110000 LED23 0x31 00110001 LED24 0x32 00110010 LED25 0x33 00110011 LED26 0x34 00110100 LED27 0x35 00110101 LED28 0x36 00110110 LED29 0x37 00110111 LED2A 0x38 00111000 3 LED30 0x39 0 0 1 1 1 0 0 1 255 steps for intensity each single LED LED31 0x3A 0 0 1 1 1 0 1 0 LED32 0x3B 0 0 1 1 1 0 1 1 LED33 0x3C 0 0 1 1 1 1 0 0 LED34 0x3D 0 0 1 1 1 1 0 1 LED35 0x3E 0 0 1 1 1 1 1 0 LED36 0x3F 0 0 1 1 1 1 1 1 LED37 0x40 0 1 0 0 0 0 0 0 LED38 0x41 0 1 0 0 0 0 0 1 LED39 0x42 0 1 0 0 0 0 1 0 LED3A 0x43 0 1 0 0 0 0 1 1 Segment Address Data HE X A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 D 0 |