| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F103VC Fiches technique(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103VC Fiches technique(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 118 page ![]() STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE Pin descriptions 27/118 H4 F3 11 18 29 PC3 I/O PC3 ADC123_IN13 J1 G1 12 19 30 VSSA SVSSA K1 H1 - 20 31 VREF- SVREF- L1 J1 - 21 32 VREF+ SVREF+ M1 K1 13 22 33 VDDA SVDDA J2 G2 14 23 34 PA0-WKUP I/O PA0 WKUP/USART2_CTS(6) ADC123_IN0 TIM2_CH1_ETR TIM5_CH1/TIM8_ETR K2 H2 15 24 35 PA1 I/O PA1 USART2_RTS(6) ADC123_IN1/TIM5_CH2 TIM2_CH2(6) L2 J2 16 25 36 PA2 I/O PA2 USART2_TX(6)/ TIM5_CH3/ADC123_IN2/ TIM2_CH3 (6) M2 K2 17 26 37 PA3 I/O PA3 USART2_RX(6)/ TIM5_CH4/ADC123_IN3 TIM2_CH4(6) G4 E4 18 27 38 VSS_4 SVSS_4 F4 F4 19 28 39 VDD_4 SVDD_4 J3 G3 20 29 40 PA4 I/O PA4 SPI1_NSS(6)/DAC_OUT1 USART2_CK(6) ADC12_IN4 K3 H3 21 30 41 PA5 I/O PA5 SPI1_SCK(6) DAC_OUT2 ADC12_IN5 L3 J3 22 31 42 PA6 I/O PA6 SPI1_MISO(6) TIM8_BKIN/ADC12_IN6 TIM3_CH1(6) TIM1_BKIN M3 K3 23 32 43 PA7 I/O PA7 SPI1_MOSI(6) TIM8_CH1N/ADC12_IN7 TIM3_CH2(6) TIM1_CH1N J4 G4 24 33 44 PC4 I/O PC4 ADC12_IN14 K4 H4 25 34 45 PC5 I/O PC5 ADC12_IN15 L4 J4 26 35 46 PB0 I/O PB0 ADC12_IN8/TIM3_CH3 TIM8_CH2N TIM1_CH2N M4 K4 27 36 47 PB1 I/O PB1 ADC12_IN9 TIM3_CH4(6) TIM8_CH3N TIM1_CH3N J5 G5 28 37 48 PB2/BOOT1 I/O FT PB2/BOOT1 Table 4. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Default Remap |