Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SNX4LVC02A Fiches technique(PDF) 38 Page - Texas Instruments

No de pièce SNX4LVC02A
Description  SNx4LVC02A Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI2 [Texas Instruments]
Site Internet  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SNX4LVC02A Fiches technique(HTML) 38 Page - Texas Instruments

Back Button SNX4LVC02A Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 42 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
ALL AROUND
[0.05]
MAX
.002
.002 MAX
[0.05]
ALL AROUND
SOLDER MASK
OPENING
METAL
(.063)
[1.6]
(R.002 ) TYP
[0.05]
14X (
.039)
[1]
(
.063)
[1.6]
12X (.100 )
[2.54]
(.300 ) TYP
[7.62]
CDIP - 5.08 mm max height
J0014A
CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE
4214771/A 05/2017
LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X
SEE DETAIL A
SEE DETAIL B
SYMM
SYMM
1
7
8
14
DETAIL A
SCALE: 15X
SOLDER MASK
OPENING
METAL
DETAIL B
13X, SCALE: 15X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com