Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SNX4LVC02A Fiches technique(PDF) 18 Page - Texas Instruments

No de pièce SNX4LVC02A
Description  SNx4LVC02A Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI2 [Texas Instruments]
Site Internet  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SNX4LVC02A Fiches technique(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button SNX4LVC02A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 42 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
30-Oct-2025
TUBE
L - Tube length
T - Tube
height
W - Tube
width
B - Alignment groove width
*All dimensions are nominal
Device
Package Name
Package Type
Pins
SPQ
L (mm)
W (mm)
T (µm)
B (mm)
5962-9760401Q2A
FK
LCCC
20
55
506.98
12.06
2030
NA
5962-9760401QDA
W
CFP
14
25
506.98
26.16
6220
NA
SN74LVC02AD
D
SOIC
14
50
506.6
8
3940
4.32
SN74LVC02AD.B
D
SOIC
14
50
506.6
8
3940
4.32
SN74LVC02APW
PW
TSSOP
14
90
530
10.2
3600
3.5
SN74LVC02APW.B
PW
TSSOP
14
90
530
10.2
3600
3.5
SN74LVC02APWE4
PW
TSSOP
14
90
530
10.2
3600
3.5
SNJ54LVC02AFK
FK
LCCC
20
55
506.98
12.06
2030
NA
SNJ54LVC02AW
W
CFP
14
25
506.98
26.16
6220
NA
Pack Materials-Page 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com