Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L9935 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce L9935
Description  Two-phase stepper motor driver
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9935 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L9935 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9935 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 29 page
background image
Contents
L9935
2/29
Doc ID 5198 Rev 10
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Application hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
Basic structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.2
Full bridge function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2.1
No current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2.2
Turning on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2.3
Chopping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2.4
Reversing phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.2.5
Chopper control by oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3
Protection and diagnosis functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.4
Short from an output to the supply voltage VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5
Diagnosis of a short to VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.6
Short from an output to ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.7
Diagnosis of a short to ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.8
Shorted load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.9
Diagnosis of a shorted load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.10
Open load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.10.1
Over temperature pre alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.11
Application hints using a high resistive stepper motor . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.11.1
Startup behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.12
Limitation of the diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.13
Serial data interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.13.1
Startup of the serial data interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29