| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VIPER20-22-E Fiches technique(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VIPER20-22-E Fiches technique(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 31 page ![]() VIPer20-E/DIP-E 8 Package Mechanical Data 25/31 Pentawatt HV 022Y ( Vertical High Pitch ) Mechanical Data Dim mm. inch Min. Typ. Maw. Min. Typ. Max. A 4.30 4.80 0.169 0.189 C 1.17 1.37 0.046 0.054 D 2.40 2.80 0.094 0.110 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.60 0.80 0.024 0.031 G1 4.91 5.21 0.193 0.205 G2 7.49 7.80 0.295 0.307 H1 9.30 9.70 0.366 0.382 H2 10.40 0.409 H3 10.05 10.40 0.396 0.409 L 16.42 17.42 0.646 0.686 L1 14.60 15.22 0.575 0.599 L3 20.52 21.52 0.808 0.847 L5 2.60 3.00 0.102 0.118 L6 15.10 15.80 0.594 0.622 L7 6.00 6.60 0.236 0.260 M 2.50 3.10 0.098 0.122 M1 5.00 5.70 0.197 0.224 R 0.50 0.02 0.020 V4 90 ° 90 ° Diam 3.65 3.85 0.144 0.154 |