| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT1380 Fiches technique(PDF) 10 Page - SYC Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1380 Fiches technique(HTML) 10 Page - SYC Electronica |
|
10 / 13 page ![]() Package Information 8-pin DIP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 355 ¾ 375 B 240 ¾ 260 C 125 ¾ 135 D 125 ¾ 145 E16 ¾ 20 F50 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 295 ¾ 315 I 335 ¾ 375 a 0 °¾ 15 ° Rev. 1.10 10 July 18, 2008 = 8 5 4 1 A B C D E F G H I |