| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VIPER100A-E Fiches technique(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VIPER100A-E Fiches technique(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 31 page ![]() 8 Package Mechanical Data VIPer100A-E/ASP-E 24/31 Pentawatt HV Mechanical Data Dim mm. inch Min. Typ. Maw. Min. Typ. Max. A 4.30 4.80 0.169 0.189 C 1.17 1.37 0.046 0.054 D 2.40 2.80 0.094 0.11 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.60 0.80 0.024 0.031 G1 4.91 5.21 0.193 0.205 G2 7.49 7.80 0.295 0.307 H1 9.30 9.70 0.366 0.382 H2 10.40 0.409 H3 10.05 10.40 0.396 0.409 L 15.60 17.30 6.14 0.681 L1 14.60 15.22 0.575 0.599 L2 21.20 21.85 0.835 0.860 L3 22.20 22.82 0.874 0.898 L5 2.60 3 0.102 0.118 L6 15.10 15.80 0.594 0.622 L7 6 6.60 0.236 0.260 M 2.50 3.10 0.098 0.122 M1 4.50 5.60 0.177 0.220 R0.50 0.02 V4 90 ° Diam 3.65 3.85 0.144 0.152 P023H3 |