| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6714D Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6714D Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 70 page ![]() Contents L6714 2/70 Contents 1 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Pin settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2 Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 Electrical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.1 Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.2 Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 VID Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.1 Mapping for the Intel VR11 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.2 Voltage Identification (VID) for Intel VR11 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.3 Voltage Identifications (VID) for Intel VR10 mode + 6.25mV . . . . . . . . . . 19 5.4 Mapping for the AMD 6BIT mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.5 Voltage identifications (VID) codes for AMD 6BIT mode . . . . . . . . . . . . . 21 6 Reference schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7 Device description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8 Configuring the device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 8.1 DAC selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 Power dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 10 Current reading and current sharing loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10.1 Low side current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 10.2 Inductor current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11 Remote voltage sense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 |