| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADV7393 Fiches technique(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADV7393 Fiches technique(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 96 page ![]() ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393 Rev. 0 | Page 14 of 96 Cb Y Cr Y PAL = 264 CLOCK CYCLES NTSC = 244 CLOCK CYCLES PIXEL PORT VSYNC HSYNC Figure 14. SD Input Timing Diagram (Timing Mode 1) t3 t3 t4 t7 t8 t5 SDA SCL t1 t2 t6 Figure 15. MPU Port Timing Diagram (I2C Mode) SPI_SS SPI_SS SCLK MOSI MISO X X X XX X X XX X D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 XX XX XX X X t2 t3 t1 t5 t6 t7 t4 t8 Figure 16. MPU Port Timing Diagram (SPI Mode) |