| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32U595QJ Fiches technique(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ Fiches technique(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 377 page ![]() 4 9 D1 9 G13 B12 E1 D25 C1 4 9 D1 9 E1 PC15- OSC32_ OUT (PC15) I/O FT_o (2) (3) EVENTOUT OSC32_OUT - - D2 10 G11 G11 E2 H19 H3 - - D2 10 E2 PF0 I/O FT_fh - I2C6_SDA, I2C2_SDA, OCTOSPIM_P2_IO0, USART6_TX, FMC_A0, EVENTOUT - - - E2 11 H12 H10 F3 H21 J4 - - E2 11 F3 PF1 I/O FT_fh - I2C6_SCL, I2C2_SCL, OCTOSPIM_P2_IO1, USART6_RX, FMC_A1, EVENTOUT - - - E1 12 J13 F12 F4 J20 J3 - - E1 12 F4 PF2 I/O FT_h - LPTIM3_CH2, I2C2_SMBA, OCTOSPIM_P2_IO2, USART6_CK, FMC_A2, EVENTOUT WKUP8 - - D3 13 K12 L11 G5 K23 K4 - - D3 13 G5 PF3 I/O FT_h - LPTIM3_IN1, ADF1_CCK0, OCTOSPIM_P2_IO3, MDF1_CCK0, USART6_CTS, UART5_TX, FMC_A3, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |