| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H7B0RB Fiches technique(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B0RB Fiches technique(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 205 page ![]() Table 15. Port H alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 DFSDM1/ LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPIM_P1/2/ TIM8 CEC/DCMI/ PSSI/ DFSDM1/2/ I2C1/2/3/4/ LPTIM2/ TIM15/ USART1 CEC/SPI1/ I2S1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/SPI4/5/ SPI6/I2S6 DFSDM1/2/I2C4/ OCTOSPIM_P1/ SAI1/SPI3/I2S3/ UART4 SDMMC1/SPI2/ I2S2/SPI3/I2S3/ SPI6/I2S6/ UART7/ USART1/2/3/6 LPUART1/ SAI2/ SDMMC1/ SPDIFRX1/ SPI6/I2S6/ UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC/LCD /OCTOSPIM_P1/2/ SDMMC2/SPDIFRX1/ TIM13/14 CRS/FMC/LCD/ OCTOSPIM_P1/ OTG1_FS/ OTG1_HS/SAI2/ SDMMC2/TIM8 DFSDM1/2/ I2C4/LCD/ MDIOS/ OCTOSPIM_P1/ SDMMC2/ SWPMI1/TIM1/8/ UART7/9/ USART10 FMC/LCD/ MDIOS/ SDMMC1/ TIM1/8 COMP/DCMI/ PSSI/LCD/TIM1 LCD/ UART5 SYS PH0 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PH1 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PH2 - LPTIM1_IN2 - - - - - - - OCTOSPIM_P1_IO4 SAI2_SCK_B - FMC_SDCKE0 - LCD_R0 EVENTOUT PH3 - - - - - - - - - OCTOSPIM_P1_IO5 SAI2_MCK_B - FMC_SDNE0 - LCD_R1 EVENTOUT PH4 - - - - I2C2_SCL - - - - LCD_G5 OTG_HS_ ULPI_NXT - - PSSI_D14 LCD_G4 EVENTOUT PH5 - - - - I2C2_SDA SPI5_SS - - - - - - FMC_SDNWE - - EVENTOUT PH6 - - TIM12_CH1 - I2C2_SMBA SPI5_SCK - - - - - - FMC_SDNE1 DCMI_D8/ PSSI_D8 - EVENTOUT PH7 - - - - I2C3_SCL SPI5_MISO - - - - - - FMC_SDCKE1 DCMI_D9/ PSSI_D9 - EVENTOUT PH8 - - TIM5_ETR - I2C3_SDA - - - - - - - FMC_D16 DCMI_HSYNC/ PSSI_DE LCD_R2 EVENTOUT PH9 - - TIM12_CH2 - I2C3_SMBA - - - - - - - FMC_D17 DCMI_D0/ PSSI_D0 LCD_R3 EVENTOUT PH10 - - TIM5_CH1 - I2C4_SMBA - - - - - - - FMC_D18 DCMI_D1/ PSSI_D1 LCD_R4 EVENTOUT PH11 - - TIM5_CH2 - I2C4_SCL - - - - - - - FMC_D19 DCMI_D2/ PSSI_D2 LCD_R5 EVENTOUT PH12 - - TIM5_CH3 - I2C4_SDA - - - - - - - FMC_D20 DCMI_D3/ PSSI_D3 LCD_R6 EVENTOUT PH13 - - - TIM8_CH1N - - - - UART4_TX FDCAN1_TX - - FMC_D21 - LCD_G2 EVENTOUT PH14 - - - TIM8_CH2N - - - - UART4_RX FDCAN1_RX - - FMC_D22 DCMI_D4/ PSSI_D4 LCD_G3 EVENTOUT PH15 - - - TIM8_CH3N - - - - - - - - FMC_D23 DCMI_D11/ PSSI_D11 LCD_G4 EVENTOUT |