| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H7B0RB Fiches technique(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B0RB Fiches technique(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 205 page ![]() Pin/ball name(1) (2) Pin name (function after reset) Pin type I/O structure Alternate functions Additional functions L8 P12 - 42 65 75 PE12 I/O FT_h2 TIM1_CH3N, DFSDM1_DATIN5, SPI4_SCK, SAI2_SCK_B, FMC_D9/ FMC_DA9, COMP1_OUT, LCD_B4, EVENTOUT - K8 P13 - 43 66 76 PE13 I/O FT_h2 TIM1_CH3, DFSDM1_CKIN5, SPI4_MISO, SAI2_FS_B, FMC_D10/ FMC_DA10, COMP2_OUT, LCD_DE, EVENTOUT - J9 M12 - 44 67 77 PE14 I/O FT_h2 TIM1_CH4, SPI4_MOSI, SAI2_MCK_B, FMC_D11/FMC_DA11, LCD_CLK, EVENTOUT - N9 P14 - 45 68 78 PE15 I/O FT_h2 TIM1_BKIN, USART10_CK, FMC_D12/ FMC_DA12, TIM1_BKIN_COMP12, LCD_R7, EVENTOUT - L9 N12 29 46 69 79 PB10 I/O FT_f TIM2_CH3, LPTIM2_IN1, I2C2_SCL, SPI2_SCK/I2S2_CK, DFSDM1_DATIN7, USART3_TX, OCTOSPIM_P1_NCS, OTG_HS_ULPI_D3, LCD_G4, EVENTOUT - M9 P10 - 47 70 80 PB11 I/O FT_f TIM2_CH4, LPTIM2_ETR, I2C2_SDA, DFSDM1_CKIN7, USART3_RX, OTG_HS_ULPI_D4, LCD_G5, EVENTOUT - N10 R13 30 48 71 81 VCAP S - - - - M10 31 49 - - VSS S - - - M10 R14 - - - - VDDLDO S - - - - - 32 50 72 82 VDD S - - - - P15 - - - 83 PH6 I/O FT TIM12_CH1, I2C2_SMBA, SPI5_SCK, FMC_SDNE1, DCMI_D8/PSSI_D8, EVENTOUT - - M11 - - - 84 PH7 I/O FT_f I2C3_SCL, SPI5_MISO, FMC_SDCKE1, DCMI_D9/PSSI_D9, EVENTOUT - - N13 - - - 85 PH8 I/O FT_fh2 TIM5_ETR, I2C3_SDA, FMC_D16, DCMI_HSYNC/PSSI_DE, LCD_R2, EVENTOUT - - M14 - - - 86 PH9 I/O FT_h2 TIM12_CH2, I2C3_SMBA, FMC_D17, DCMI_D0/PSSI_D0, LCD_R3, EVENTOUT - K9 N14 - - - 87 PH10 I/O FT_h2 TIM5_CH1, I2C4_SMBA, FMC_D18, DCMI_D1/PSSI_D1, LCD_R4, EVENTOUT - L10 M13 - - - 88 PH11 I/O FT_fh2 TIM5_CH2, I2C4_SCL, FMC_D19, DCMI_D2/PSSI_D2, LCD_R5, EVENTOUT - K10 N15 - - - 89 PH12 I/O FT_fh2 TIM5_CH3, I2C4_SDA, FMC_D20, DCMI_D3/PSSI_D3, LCD_R6, EVENTOUT - L12 G10 - - - 90 VSS S - - - L13 - - - - 91 VDD S - - - N12 M15 33 51 73 92 PB12 I/O FT_h1 TIM1_BKIN, OCTOSPIM_P1_NCLK, I2C2_SMBA, SPI2_SS/ I2S2_WS, DFSDM1_DATIN1, USART3_CK, FDCAN2_RX, OTG_HS_ULPI_D5, DFSDM2_DATIN1, TIM1_BKIN_COMP12, UART5_RX, EVENTOUT - STM32H7B0xB Pin descriptions DS13196 - Rev 7 page 46/205 |