| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L8150 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L8150 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 37 page ![]() List of tables L8150 4/37 List of tables Table 1. Pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 2. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 3. Operating condition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 4. Supply Voltage Terminal VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 5. Regulator Output Terminal Vreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 6. Driver Output Terminal UH,VH,WH,UL,VL,WL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 7. Dead Time Select Terminal SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 8. Hall Sensor Input Terminal HUP,HUN,HVP,HVN,HWP,HWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 9. Torque Optimizer Input Terminal T.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 10. Over Current Sense Input Terminal R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 11. Forward Backward Select Terminal FR (note 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 12. Thermal Sense Input Terminal TSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 13. FG Output Terminal FG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 14. OSC Terminal OSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 15. OP Amp Input Output Terminal INTin+, INTin-, INTout (note 3, note 4). . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 16. Over Voltage Protection Terminal OV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 17. Low Voltage Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 18. FAULTS Output Terminal FAULTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 19. Rotation Direction Detection Terminal DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 20. KVAL Contro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 21. Phase Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 22. 7 different values of the signal Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 23. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 |