Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L8150 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce L8150
Description  Brushless motor predriver
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L8150 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L8150 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L8150 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 37 page
background image
Contents
L8150
2/37
Contents
1
Block diagram & pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
Pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
Operating condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3
Electrical characteristcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
General description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
Drive stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2
Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3
I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.4
Hall Sensor Input Terminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.5
Protection Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.6
PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.7
System Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.8
External HVIC Bootstrap Capacitor Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.9
Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.10
Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
Operating description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1
Free-Run (FS) and Reset (SD) functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2
Smooth Drive and Control logic description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.3
Speed Control Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6
Precharge and hall effects filtering time description . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1
Startup sequence with FS signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.2
Startup sequence with SD signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7
Application example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37