| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L010R8 Fiches technique(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L010R8 Fiches technique(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 92 page ![]() DS12325 Rev 3 31/92 STM32L010K8 STM32L010R8 Pin descriptions 35 715 PA1 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH2, USART2_RTS, TIM21_ETR ADC_IN1 816 PA2 I/O FT - TIM21_CH1, TIM2_CH3, USART2_TX ADC_IN2 917 PA3 I/O FT - TIM21_CH2, TIM2_CH4, USART2_RX ADC_IN3 - 18 VSS S - (4) -- -19 VDD S - (1) -- 10 20 PA4 I/O TTa - SPI1_NSS, USART2_CK ADC_IN4, DAC_OUT 11 21 PA5 I/O TTa - SPI1_SCK, TIM2_ETR, TIM2_CH1 ADC_IN5 12 22 PA6 I/O FT - SPI1_MISO, LPUART1_CTS, EVENTOUT ADC_IN6 13 23 PA7 I/O FT - SPI1_MOSI, EVENTOUT ADC_IN7 - 24 PC4 I/O FT - EVENTOUT, LPUART1_TX ADC_IN14 - 25 PC5 I/O FT - LPUART1_RX ADC_IN15 14 26 PB0 I/O FT - EVENTOUT ADC_IN8, VREF_OUT 15 27 PB1 I/O FT - LPUART1_RTS ADC_IN9, VREF_OUT - 28 PB2 I/O FT - LPTIM1_OUT - - 29 PB10 I/O FT - TIM2_CH3, LPUART1_TX - - 30 PB11 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH4, LPUART1_RX - 16 31 VSS S - (4) -- 17 32 VDD S - - - - - 33 PB12 I/O FT - LPUART1_RTS, EVENTOUT - - 34 PB13 I/O FT - LPUART1_CTS, TIM21_CH1 - -35 PB14 I/O FT - RTC_OUT, LPUART1_RTS, TIM21_CH2 - - 36 PB15 I/O FT - RTC_REFIN - -37 PC6 I/O FT - - - -38 PC7 I/O FT - - - -39 PC8 I/O FT - - - - 40 PC9 I/O FT - TIM21_ETR - 18 41 PA8 I/O FT - MCO, EVENTOUT - Table 10. Pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Pin type I/O struc ture Not es Pin functions Alternate functions Additional functions |