Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RB715F Fiches technique(PDF) 3 Page - Rohm

No de pièce RB715F
Description  Schottky barrier diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RB715F Fiches technique(HTML) 3 Page - Rohm

  RB715F Datasheet HTML 1Page - Rohm RB715F Datasheet HTML 2Page - Rohm RB715F Datasheet HTML 3Page - Rohm RB715F Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
RB715F
Diodes
Rev.B
3/3
AMBIENT TEMPERATURE:Ta(℃)
Derating Curve゙(Io-Ta)
CASE TEMPARATURE:Tc(℃)
Derating Curve゙(Io-Tc)
0
02
0.04
0.06
0.08
0.1
0
25
50
75
100
125
Sin(θ=180)
D=1/2
DC
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
25
50
75
100
125
Sin(θ=180)
D=1/2
DC
T
Tj=125℃
D=t/T
t
VR
Io
VR=20V
0A
0V
T
Tj=125℃
D=t/T
t
VR
Io
VR=20V
0A
0V
0.



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com