Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RB715F Fiches technique(PDF) 2 Page - Rohm

No de pièce RB715F
Description  Schottky barrier diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RB715F Fiches technique(HTML) 2 Page - Rohm

  RB715F Datasheet HTML 1Page - Rohm RB715F Datasheet HTML 2Page - Rohm RB715F Datasheet HTML 3Page - Rohm RB715F Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
RB715F
Diodes
Rev.B
2/3
Electrical characteristic curves (Ta=25
°C)
FORWARD VOLTAGE:VF(mV)
VF-IF CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-Ct CHARACTERISTICS
VF DIPERSION MAP
IR DISPERSION MAP
Ct DISPERSION MAP
IFSM DISPERSION MAP
NUMBER OF CYCLES
IFSM-CYCLE CHARACTERISTICS
TIME:t(ms)
IFSM-t CHARACTERISTICS
TIME:t(s)
Rth-t CHARACTERISTICS
AVERAGE RECTIFIED
FORWARD CURRENT Io(A)
Io-Pf CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-P
R CHARACTERISTICS
0.01
0.1
1
10
100
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=25℃
Ta=-25℃
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
010
20
30
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=25℃
Ta=-25℃
0
5
10
15
20
AVE:7.30A
8.3ms
Ifsm
1cyc
0
5
10
15
20
1
10
100
8.3ms
Ifsm
1cyc
8.3ms
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
10
100
t
Ifsm
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
Sin(θ=180)
D=1/2
DC
0
0.001
0.002
0.003
010
20
Sin(θ=180)
DC
D=1/2
0.1
1
10
0
5
10
15
20
25
30
35
f=1MHz
250
260
270
280
290
300
AVE:267.4mV
Ta=25℃
IF=1mA
n=30pcs
1
10
100
1000
0.001
0.1
10
1000
Rth(j-a)
Rth(j-c)
1ms
IM=1mA
IF=10mA
300us
time
Mounted on epoxy board
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
AVE:0.083nA
Ta=25℃
VR=10V
n=30pcs
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AVE:1.97pF
Ta=25℃
f=1MHz
VR=1V
n=10pcs
30



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com