Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32WB35CCV6XXX Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32WB35CCV6XXX
Description  Multiprotocol wireless 32-bit MCU Arm®-based Cortex®-M4 with FPU, Bluetooth® 5 and 802.15.4 radio solution
PDF  193 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WB35CCV6XXX Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32WB35CCV6XXX Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 193 page
background image
DS11929 Rev 10
7/193
STM32WB55xx STM32WB35xx
List of tables
9
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32WB55xx and STM32WB35xx devices features and peripheral counts . . . . . . . . . . 14
Table 3.
Access status vs. readout protection level and execution modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 4.
RF pin list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 5.
Typical external components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 6.
Power supply typical components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 7.
Features over all modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 8.
STM32WB55xx and STM32WB35xx modes overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 9.
STM32WB55xx and STM32WB35xx CPU1 peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . 39
Table 10.
DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 11.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 12.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 13.
Timer features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 14.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 15.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 16.
STM32WB55xx pin and ball definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 17.
STM32WB35xx pin and ball definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 18.
Alternate functions (STM32WB55xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 19.
Alternate functions (STM32WB35xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Table 20.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 21.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 22.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Table 23.
Main performance at VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 24.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 25.
RF transmitter BLE characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 26.
RF transmitter BLE characteristics (1 Mbps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 27.
RF transmitter BLE characteristics (2 Mbps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Table 28.
RF receiver BLE characteristics (1 Mbps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Table 29.
RF receiver BLE characteristics (2 Mbps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 30.
RF BLE power consumption for VDD = 3.3 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Table 31.
RF transmitter 802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Table 32.
RF receiver 802.15.4 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 33.
RF 802.15.4 power consumption for VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Table 34.
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 35.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 36.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Table 37.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF), VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . 100
Table 38.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from SRAM1, VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 39.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF), VDD= 3.3 V . . . . . . . . . . . . 102
Table 40.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes,
with different codes running from SRAM1, VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 41.
Current consumption in Sleep and Low-power sleep modes, Flash memory ON . . . . . . 104
Table 42.
Current consumption in Low-power sleep modes, Flash memory in Power down . . . . . . 104
Table 43.
Current consumption in Stop 2 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 44.
Current consumption in Stop 1 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More