Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

WSE3099 Fiches technique(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

No de pièce WSE3099
Description  P-Ch MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Site Internet  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSE3099 Fiches technique(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSE3099 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSE3099 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSE3099 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSE3099 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSE3099 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
0
2
4
6
8
10
12
00.5
11.5
2
VGS=-10V
VGS=-7V
VGS=-5V
VGS=-4.5V
VGS=-3V
5
2.0
75.0
95.0
115.0
135.0
24
6
8
10
-VGS (V)
ID= -
5A
0
2.5
5
7.5
10
0
0.3
0.6
0.9
1.2
TJ=150℃
TJ=25℃
0
2
4
6
8
10
02.5
57.5
10
VDS=-
15V
ID=-
5A
0
0.5
1
1.5
-50
0
50
100
150
0.5
1.0
1.5
2.0
-50
0
50
100
150
Typical Characteristics
-VDS , Drain-to-Source Voltage (V)
Fig.1 Typical Output Characteristics
Fig.2 On-Resistance vs. G-S Voltage
-VSD , Source-to-Drain Voltage (V) Fig.3
Forward Characteristics of Reverse
QG , Total Gate Charge (nC)
Fig.4 Gate-Charge Characteristics
TJ ,Junction Temperature (℃ )
Fig.5 Normalized VGS(th) vs. TJ
TJ , Junction Temperature (℃)
Fig.6 Normalized RDSON vs. TJ
WSE3099
P-Ch MOSFET
Page 3
www.winsok.tw
Dec.2014



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com