| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
XRT7250 Fiches technique(PDF) 2 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XRT7250 Fiches technique(HTML) 2 Page - Exar Corporation |
|
2 / 463 page ![]() áç áç áç áç DS3/E3 FRAMER IC XRT7250 REV. 1.1.1 2 PINOUT OF XRT7250 - 100-LEAD PQFP PACKAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80 51 100 Lead PQFP NC NC VDD NC GND Rdy_Dtck WR_RW CS ALE_AS RD_DS NC NC INT GND A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 VDD NibbleIntf GND MOTO RESET GND VDD VDD DMO ExtLOS RLOL RxPOS RxNEG RxLineClk NC GND REQ RLOOP LLOOP TAOS TxLEV ENCODIS TxPOS TxNEG TxLineClk VDD TxFrame GND TxNibClk TxNibFrame TxOHFrame TxOHEnable TxOHInd TxOH TxOHIns TxOHClk VDD ORDERING INFORMATION PART NUMBER PACKAGE OPERATING TEMPERATURE XRT7250IQ 100 pin PQFP (24x18x3 mm) -40°C to +85°C |