| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L4A6XG Fiches technique(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6XG Fiches technique(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 282 page ![]() -- --- - - - - - E10 E10 PI5 I/O FT - TIM8_CH1, DCMI_VSYNC, EVENTOUT - -- --- - - - - - C9 C9 PH13 I/O FT - TIM8_CH1N, CAN1_TX, EVENTOUT - -- --- - - - - - B9 B9 PI6 I/O FT - TIM8_CH2, DCMI_D6, EVENTOUT - 49 49 B2 B2 76 76 A10 A10 109 109 A10 A10 PA14 (JTCK/ SWCLK) I/O FT (4) JTCK/SWCLK, LPTIM1_OUT, I2C1_SMBA, I2C4_SMBA, OTG_FS_SOF, SWPMI1_RX, SAI1_FS_B, EVENTOUT - 50 50 A2 A2 77 77 A9 A9 110 110 A9 A9 PA15 (JTDI) I/O FT_l (4) JTDI, TIM2_CH1, TIM2_ETR, USART2_RX, SPI1_NSS, SPI3_NSS, USART3_RTS_DE, UART4_RTS_DE, TSC_G3_IO1, LCD_SEG17, SWPMI1_SUSPEND, SAI2_FS_B, EVENTOUT - Table 15. STM32L4A6xG pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |