| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L4A6XG Fiches technique(PDF) 74 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6XG Fiches technique(HTML) 74 Page - STMicroelectronics |
|
74 / 282 page ![]() 9 9 F8 F7 16 16 J2 J2 27 27 J3 J3 PC1 I/O FT_fla - TRACED0, LPTIM1_OUT, I2C4_SDA, SPI2_MOSI, I2C3_SDA, DFSDM1_CKIN4, LPUART1_TX, QUADSPI_BK2_IO0, LCD_SEG19, SAI1_SD_A, EVENTOUT ADC123_IN2 10 10 H10 G9 17 17 J3 J3 28 28 J4 J4 PC2 I/O FT_la - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, DFSDM1_CKOUT, QUADSPI_BK2_IO1, LCD_SEG20, EVENTOUT ADC123_IN3 11 11 F7 F6 18 18 K2 K2 29 29 K1 K1 PC3 I/O FT_la - LPTIM1_ETR, SPI2_MOSI, QUADSPI_BK2_IO2, LCD_VLCD, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC123_IN4 12 12 H9 H9 19 19 J1 J1 30 30 K2 K2 VSSA/VREF- S - - - - -- G8 - 20 20 - - 31 31 - - VREF- S - - - - -- G7 H10 21 21 L1 L1 32 32 L1 L1 VREF+ S - - - VREFBUF_OUT - - J10 J10 22 22 M1 M1 33 33 L2 L2 VDDA S - - - - Table 15. STM32L4A6xG pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |