Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LB-3333 Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LB-3333
Description  colorless, micro diffused 3 mm (T1) package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-3333 Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-3333 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
LB 3333, LT 3333
2008-05-19
9
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 25 °C
LB
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 25 °C
LT
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 85 °C
LB
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 85 °C
LT
OHL02015
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.25
OHL02017
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.30
OHL02016
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.25
OHL02018
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com