Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LB-3333 Fiches technique(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LB-3333
Description  colorless, micro diffused 3 mm (T1) package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-3333 Fiches technique(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-3333 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
LB 3333, LT 3333
2008-05-19
8
Dominante Wellenlänge
2) Seite 13
Dominant Wavelength
2) page 13
LB
;
λ
dom = f (IF); TA = 25 °C
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (T)
Dominante Wellenlänge
2) Seite 13
Dominant Wavelength
2) page 13
LT
;
λ
dom = f (IF); TA = 25 °C
I
OHL10503
467
dom
λ
0
mA
nm
20
40
60
80
120
468
469
470
471
472
473
474
blue
f
temp. solder point
40
20
0
T
0
S
100
80
60
˚C
T
IF
mA
OHL01859
5
10
15
20
25
temp. ambient
TA
TA
TS
I
OHL00882
510
dom
λ
0
mA
nm
20
40
60
80
120
515
520
525
530
535
540
550
f
true green



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com