Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LB-3333 Fiches technique(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LB-3333
Description  colorless, micro diffused 3 mm (T1) package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-3333 Fiches technique(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-3333 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
LB 3333, LT 3333
2008-05-19
7
Durchlassstrom
2) Seite 13
Forward Current
2) page 13
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) 8) Seite 13
Relative Luminous Intensity
2) 8) page 13
I
V/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) Seite 13
Relative Luminous Intensity
2) page 13
I
V/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA
OHL00485
F
I
10
-1
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
10
1
10
10
2
5
5
mA
5
2.0
true green
blue
F
V
V
OHL10494
I
F
1
10
0
10
10
-1
10
1
0
10
2
mA 10
5
5
5
(10 mA)
V
V
I
I
OHL13637
-60
0
T
˚C
V (25 ˚C)
I
IV
-40 -20
0
20 40 60
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
true green
blue
j



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com