| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UM2153 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM2153 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 57 page ![]() Contents UM2153 2/57 DocID030118 Rev 3 Contents 1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Product marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 System requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 Development toolchains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 Demonstration software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 Hardware layout and configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7.1 STM32L4 Discovery kit for IoT node layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.2 STM32L4 Discovery kit for IoT node mechanical drawing . . . . . . . . . . . . 12 7.3 Embedded ST-LINK/V2-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.3.1 Drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.3.2 ST-LINK/V2-1 firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.4 Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.5 Programming/debugging when the power supply is not from ST-LINK (5V_ST_LINK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7.6 Clock sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7.7 Reset sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7.8 USB OTG FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7.9 Quad-SPI NOR Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7.10 Virtual COM port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7.11 RF modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7.11.1 Bluetooth (V4.1 compliant) SPBTLE-RF module . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7.11.2 Sub-GHz low-power-programmable RF module (SPSGRF-868 or SPSGRF-915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7.11.3 Wi-Fi module Inventek ISM43362-M3G-L44 (802.11 b/g/n) . . . . . . . . . 22 7.11.4 Dynamic NFC Tag based on M24SR with its printed NFC antenna . . . . 23 7.12 STMicroelectronics sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7.12.1 Two on-board ST-MEMS microphones (MP34DT01) . . . . . . . . . . . . . . 24 |