Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

R1160N081L-TR-FE Fiches technique (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

R1160N081L-TR-FE Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
No de pièce R1160N081L-TR-FE
Télécharger  R1160N081L-TR-FE Télécharger
Taille du fichier   425.85 Kbytes
Page   31 Pages
Fabricant  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Site Internet  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Description 3-MODE 200mA LDO REGULATOR

R1160N081L-TR-FE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
R1160N081L-TR-FE Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

No de pièce R1160N081L-TR-FE
Télécharger  R1160N081L-TR-FE Click to download

Taille du fichier   425.85 Kbytes
Page   31 Pages
Fabricant  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Site Internet  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Description 3-MODE 200mA LDO REGULATOR

R1160N081L-TR-FE Fiches technique (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


R1160N081L-TR-FE Détails du produit

FEATURES
• Supply Current (Low Power Mode)...............................Typ. 3.5μA (VOUT ≤ 1.5V)
• Supply Current (Fast Transient Mode)..........................Typ. 40μA
• Supply Current (Standby Mode)....................................Typ. 0.1μA
• Dropout Voltage............................................................Typ. 0.14V (IOUT=200mA, VOUT=2.8V)
• Ripple Rejection............................................................Typ. 70dB (f=1kHz, FT Mode)
• Temperature-Drift Coefficient of Output Voltage...........Typ. ±100ppm/°C
• Line Regulation.............................................................Typ. 0.05%/V
• Output Voltage Accuracy...............................................±2.0% (±3.0% at LP Mode)
• Output Voltage Range...................................................0.8V to 3.3V (0.1V steps)
(For other voltages, please refer to MARK INFORMATIONS.)
• Input Voltage Range.....................................................1.4V to 6.0V
• Built-in Fold Back Protection Circuit.............................Typ. 50mA (Current at short mode)
• Packages .....................................................................SOT-23-5, SON-6




Numéro de pièce similaire - R1160N081L-TR-FE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
RICOH electronics devic...
R1160N081A RICOH-R1160N081A Datasheet
1Mb / 27P
SOT23-5 3-MODE 200mA LDO REGULATOR
Rev. 1.10
R1160N081A RICOH-R1160N081A Datasheet
462Kb / 35P
3-MODE 200mA LDO REGULATOR
R1160N081A-TR RICOH-R1160N081A-TR Datasheet
1Mb / 27P
SOT23-5 3-MODE 200mA LDO REGULATOR
Rev. 1.10
R1160N081A-TR-FE RICOH-R1160N081A-TR-FE Datasheet
527Kb / 31P
3-MODE 200mA LDO REGULATOR
April 1, 2012
R1160N081B RICOH-R1160N081B Datasheet
1Mb / 27P
SOT23-5 3-MODE 200mA LDO REGULATOR
Rev. 1.10
More results


Description similaire - R1160N081L-TR-FE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
RICOH electronics devic...
R1160N RICOH-R1160N Datasheet
1Mb / 27P
SOT23-5 3-MODE 200mA LDO REGULATOR
Rev. 1.10
R1160D081A RICOH-R1160D081A Datasheet
462Kb / 35P
3-MODE 200mA LDO REGULATOR
RP100X RICOH-RP100X Datasheet
1Mb / 28P
LOW NOISE 200mA LDO REGULATOR
logo
YOBON TECHNOLOGIES,INC.
YB1220 YOBON-YB1220 Datasheet
502Kb / 9P
Dual Channel 200mA LDO Regulator
logo
Unisonic Technologies
LR1122D UTC-LR1122D Datasheet
241Kb / 9P
LOW NOISE 200mA LDO REGULATOR
LR9200 UTC-LR9200 Datasheet
270Kb / 7P
LOW NOISE 200mA LDO REGULATOR
logo
RICOH electronics devic...
R1160 RICOH-R1160 Datasheet
527Kb / 31P
3-MODE 200mA LDO REGULATOR
April 1, 2012
logo
Unisonic Technologies
LR1122D UTC-LR1122D_16 Datasheet
280Kb / 7P
LOW NOISE 200mA LDO REGULATOR
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM6219 FUMAN-FM6219 Datasheet
1Mb / 4P
200mA LDO Linear Regulator
logo
Nisshinbo Micro Devices...
RP202X NISSHINBO-RP202X Datasheet
1Mb / 28P
Low Power / Fast Mode Alternative 200mA LDO Regulator
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com