| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LCBM67C Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCBM67C Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 23 page ![]() Version 1.2 LCB M67C - CoD blue Cx=0.2 / Cy=0.3 2014-10-30 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Forward Voltage Groups 4) page 22 Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 22 Group Luminous Intensity 1) page 22 Luminous Intensity 1) page 22 Luminous Flux 7) page 22 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 22 Lichtstärke 1) Seite 22 Lichtstrom 7) Seite 22 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] R2 140 180 480 S1 180 224 610 S2 224 280 760 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group Gruppe (min.) V F [V] (max.) V F [V] 26 2.80 3.10 86 3.10 3.40 E6 3.40 3.70 |