| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LCBM67C Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCBM67C Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2014-10-30 2 Version 1.2 LCB M67C - CoD blue Cx=0.2 / Cy=0.3 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 10 mA I V [mcd] LCB M67C-R2S2-2J8L-1 140 ... 280 Q65111A4881 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCB M67C-R2S2-2J8L-1 means that only one group R2, S1, S2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCB M67C-R2S2-2J8L-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCB M67C-R2S2-2J8L-1 means that only one forward voltage group 26,86,E6 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCB M67C-R2S2-2J8L-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen R2, S1, S2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCB M67C-R2S2-2J8L-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LCB M67C-R2S2-2J8L-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCB M67C-R2S2-2J8L-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 26,86,E6 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. |