Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOM676 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOM676
Description  Optical Indicator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOM676 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LOM676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.3
LO M676
2016-02-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
Q2
90
112
300
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
Group
orange
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
600
603
3
603
606
4
606
609
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20