Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOM676 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOM676
Description  Optical Indicator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOM676 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOM676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOM676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2016-02-01
2
Version 1.3
LO M676
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LO M676-Q2T1-24
90 ... 355
Q65110A2361
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO M676-Q2T1-24 means that
only one group Q2, R1, R2, S1, S2, T1 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LO M676-Q2T1-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LO M676-Q2T1-24 means
that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO M676-Q2T1-24 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2, S1, S2, T1 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LO M676-Q2T1-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). LO M676-Q2T1-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20