| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74ALVC573 Fiches technique(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ALVC573 Fiches technique(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
5 / 20 page ![]() 2003 Jun 25 5 Philips Semiconductors Product specification Octal D-type transparent latch; 3-state 74ALVC573 handbook, halfpage MNA809 3-STATE OUTPUTS LATCH 1 to 8 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 12 13 14 15 16 17 18 19 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 LE OE 9 11 1 8 7 6 5 4 3 2 Fig.5 Function diagram. handbook, halfpage Q LE D LE LE LE MNA692 Fig.6 Logic diagram (one latch). MNA810 Q4 D4 D LE Q Q3 D3 D LE Q Q2 D2 D LE Q Q1 D1 D LE LE LE Q Q0 D0 D LATCH 1 LATCH 2 LATCH 3 LATCH 4 LATCH 5 Q LE OE LE LE LE LE Q5 D5 D LE Q LATCH 6 LE Q6 D6 D LE Q LATCH 7 LE Q7 D7 D LE Q LATCH 8 LE Fig.7 Logic diagram. |