Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LMV822A Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce LMV822A
Description  Tiny packages
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LMV822A Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LMV822A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LMV822A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
Contents
LMV82x, LMV82xA
2/32
DocID022467 Rev 4
Contents
1
Package pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Absolute maximum ratings and operating conditions . . . . . . . . . . . . . 4
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
Operating voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2
Input common mode range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3
Rail-to-rail output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4
Input offset voltage drift over temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.5
PCB layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.6
Macromodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.7
Shutdown function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1
SC70-5 (or SOT323-5) package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2
SOT23-5 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.3
SOT23-6 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.4
DFN8 2 x 2 mm package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5
MiniSO-8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.6
MiniSO-10 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.7
TSSOP14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.8
TSSOP16 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.9
SO-8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.10
SO-14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32